Part Number Hot Search : 
2SK2357 LTC1734L MAX1338 MAX1795 MAZ4100 2SD1489 IG0512SA 62L10PF
Product Description
Full Text Search
 

To Download 0305-108-1U Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 0305-1 U Einbaukupplung nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68, mit Schraubverschluss, mit Kabel konfektioniert und im Lotbereich umspritzt, fur Ruckseitenmontage
1. Temperaturbereich 2. Werkstoffe Kontakttrager Kontaktbuchse Gehause Ringmutter Dichtung Umspritzung 3. Mechanische Daten < 5,0 N Steckkraft/Kontakt1 > 1,2 N Ziehkraft/Kontakt1 Kontaktierung mit Steckern 033..., 036... IP 68 Schutzart2 Leitungsspezifikation und andere Leitungsmae auf Anfrage 4. Elektrische Daten Durchgangswiderstand Bemessungsstrom Bemessungsspannung3 Prufspannung Isolationswiderstand Kontaktkapazitat
1 2
-40 C/+85 C PA GF CuZn, untersilbert und vergoldet Zn-Druckguss, unterkupfert und vernickelt CuZn, vernickelt NBR PUR
5 m 5A 60 V AC 1,0 kV eff. 1012 ~ 3 pF
3
gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennma 1,5 mm nach DIN EN 60529, nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehorigen Gegenstuck, IP-X8-Anforderungen in Absprache zwischen Anwender und Hersteller nach VDE 0110/IEC 60664
*a Mutter lose beigestellt nut enclosed separately ecrou ajoute separement *b O-Ring-Dichtung O-ring gasket anneau torique d'etancheite *c Montagerichtung mounting direction direction de montage *d Einbauoffnung port ouverture d'emplacement *e Verdrehschutz, Ausfuhrung wahlweise anti-rotation, alternative execution protection antitorsion, execution alternative
Polbild, von der Lotseite gesehen Pin configuration, solder side view Schema de raccordement, vu du cote a souder
Kontakt Contact
Farbbelegung
Color assignment
Affectation des couleurs
0305-1 08-1 U www.lumberg.com
1 2 3 4 5 6 7 8
violett rot grun wei schwarz grau blau braun
violet red green white black grey blue brown
violet rouge vert blanc noir gris bleu brun 11/2009
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68 Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9 and AISG specification, IP 68 Connecteurs circulaires avec verrouillage a vis suivant CEI 60130-9 et specification AISG, IP 68
0305-1 U Chassis socket acc. to IEC 60130-9 and AISG specification, IP 68, with threaded joint, cables and overmolded solder area, for rear mounting
1. Temperature range 2. Materials Body Contact bush Housing Ring nut Gasket Overmolding 3. Mechanical data < 5.0 N Insertion force/contact1 > 1.2 N Withdrawal force/contact1 Mating with plugs 033..., 036... IP 68 Protection2 Conductor specification and other conductor dimensions on request 4. Electrical data Contact resistance Rated current Rated voltage3 Test voltage Insulation resistance Contact capacitance
1 2
0305-1 U Embase femelle suivant CEI 60130-9 et specification AISG, IP 68, avec verrouillage a vis, cables et partie soudee surmoulee, pour montage par derriere
1. Temperature d'utilisation 2. Materiaux PA GF CuZn, pre-silvered and gilded Zn diecast, pre-coppered and nickeled CuZn, nickeled NBR PUR Corps isolant Prise de contact Boitier Ecrou a anneau Joint d'etancheite Surmoulage 3. Caracteristiques mecaniques < 5,0 N Force d'insertion/contact1 Force de separation/contact1 > 1,2 N Raccordement avec connecteurs males 033..., 036... IP 68 Protection2 Specification des conducteurs et autres dimensions de conducteurs sur demande 4. Caracteristiques electriques Resistance de contact Courant assigne Tension assignee3 Tension d'essai Resistance d'isolement Capacite de contact
1 2 3
-40 C/+85 C
-40 C/+85 C PA GF CuZn, sous-argente et dore Zn moule sous pression, sous-cuivre et nickele CuZn, nickele NBR PUR
5 m 5A 60 V AC 1,0 kV eff. 1012 ~ 3 pF
3
measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.5 mm according to DIN EN 60529, only in locked position with a proper counter part, IP X8 requirements under agreement between user and manufacturer according to VDE 0110/IEC 60664
5 m 5A 60 V AC 1,0 kV eff. 1012 ~ 3 pF
mesuree avec une tige d'acier poli, epaisseur nominale 1,5 mm suivant DIN EN 60529, uniquement a l'etat verrouille avec un propre pendant, exigences IP X8 apres entente entre utilisateur et fabricant suivant VDE 0110/CEI 60664
Bestellbezeichnung Designation Designation
Polzahl Poles Poles
VE PU UE
Standardabmessungen Standard dimensions Dimensions standard L (mm) (mm2)
0305-1 08-1 U
8
50
140
0,34
(AWG 22)
Verpackung: im Karton Packaging: in a cardboard box Emballage: dans un carton
www.lumberg.com
11/2009


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 0305-108-1U

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X